www.lumberg.com 05/2010 swum?-einbaukupplung nach iec 61076-2-106 und aisg- spezifikation, ip 68/67, mit schraubverschluss und l?tan- schlssen 0304-2: fr frontmontage 0305-2: fr rckseitenmontage 1. temperaturbereich -40 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa, v2 nach ul 94 kontaktbuchse cuzn, versilbert und flashvergoldet geh?use zn-druckguss, vernickelt ringmutter cuzn, vernickelt dichtung nbr 3. mechanische daten steckkraft/kontakt 1 5,0 n ziehkraft/kontakt 1 1,2 n kontaktierung mit steckern 033..., 0365 steckern nach iec 61076-2-106 und iec 60130-9 schutzart 2 ip 68/67 anschlussquerschnitt 0,75 mm2 4. elektrische daten (bei t u 20 c) durchgangswiderstand 5 m bemessungsstrom 5 a bemessungsspannung 3 60 v ac isolierstoffgruppe 3 iiia (iec)/2 (ul) (cti 350) prfspannung 1 kv/60 s isolationswiderstand > 1 t 1 gemessen mit einem polierten stahlstift, nennma? 1,5 mm 2 nach iec 60529/din en 60529 ip 68: dicht in verschraubtem zustand; mit einem zugeh?rigen gegen stck verschraubte steckverbindung ist gegen eindringen von staub oder feuch- tigkeit geschtzt ip 67: dicht in ungestecktem zustand (swum?); durch einen versehent- lich ungeschtzten ungesteckten steckverbinder k?nnen staub oder feuchtigkeit nicht in das ger?teinnere eindringen ip-x8-anforderungen in absprache zwischen anwender und hersteller 3 nach iec 60664/din en 60664, cti fr ul nach ansi/ul 746 a polbilder, von der l?tseite gesehen pin configurations, solder side view schmas de raccordement, vus du c?t souder 0304-2 0305-2 0304-2 0305-2 0304-2 06 0305-2 06 0304-2 06-1 0305-2 06-1 0304-2 08-1 0305-2 08-1 *a mutter lose beigestellt nut enclosed separately crou ajout sparment *b l?tkelch bell-shaped solder terminal plot souder en forme de coupe *c montagerichtung mounting direction direction de montage *d o-ring-dichtung o-ring gasket anneau torique dtanchit *e flachdichtung flat gasket joint dtanchit plat *f einbau?ffnung port ouverture demplacement *g verdrehschutz, ausfhrung wahlweise anti-rotation, alternative execution protection antitorsion, excution alternative
www.lumberg.com 05/2010 swum? chassis socket acc. to iec 61076-2-106 and aisg specification, ip 68/67, with threaded joint and solder ter- minals 0304-2: for front mounting 0305-2: for rear mounting 1. temperature range -40 c/+85 c 2. materials body pa, v2 according to ul 94 contact bush cuzn, silvered and flash gilded housing zn diecast, nickeled ring nut cuzn, nickeled gasket nbr 3. mechanical data insertion force/contact 1 5.0 n withdrawal force/contact 1 1.2 n mating with plugs 033..., 0365 plugs according to iec 61076-2-106 and iec 60130-9 protection 2 ip 68/67 wire section 0.75 mm2 4. electrical data (at t amb 20 c) contact resistance 5 m rated current 5 a rated voltage 3 60 v ac material group 3 iiia (iec)/2 (ul) (cti 350) test voltage 1 kv/60 s insulation resistance > 1 t 1 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm 2 according to iec 60529/din en 60529 ip 68: sealed in locked position; pair of appropriate connectors in locked position is sealed against ingress of dust and moisture ip 67: sealed when unmated (swum?); no dust or moisture can ingress into the inside of the device through an unmated connector accidential- ly left unprotected ip x8 requirements under agreement between user and manufacturer 3 according to iec 60664/din en 60664, cti for ul acc. to ansi/ul 746 a embase femelle swum? suivant cei 61076-2-106 et spcifi- cation aisg, ip 68/67, avec verrouillage vis et connexion par soudure 0304-2: pour montage de front 0305-2: pour montage par derrire 1. temprature dutilisation -40 c/+85 c 2. matriaux corps isolant pa, v2 suivant ul 94 prise de contact cuzn, argent et dor flash bo?tier zn moul sous pression, nickel crou anneau cuzn, nickel joint dtanchit nbr 3. caractristiques mcaniques force dinsertion/contact 1 5,0 n force de sparation/contact 1 1,2 n raccordement avec connecteurs males 033..., 0365 connecteurs males suivant cei 61076-2-106 et cei 60130-9 protection 2 ip 68/67 section de raccordement de fil 0,75 mm2 4. caractristiques lectriques ( t amb 20 c) rsistance de contact 5 m courant assign 5 a tension assigne 2 60 v ac groupe de matriau 2 iiia (cei)/2 (ul) (cti 350) tension dssai 1 kv/60 s rsistance disolement > 1 t 1 mesure avec une tige dacier poli, paisseur nominale 1,5 mm 2 suivant cei 60529/din en 60529 ip 68: tanche ltat verrouill; un pair de connecteurs approppris ltat verrouill est protg contre la poussire et lhumidit ip 67: tanche ltat non enfich (swum?); ni poussire ni humidit ne peuvent entrer dans lappareil au travers dun connecteur non enfich et non protg par ngligence exigences ip x8 aprs entente entre utilisateur et fabricant 3 suivant cei 60664/din en 60664, cti pour ul suivant ansi/ul 746 a 0304-2 0305-2 0304-2 swum?-rundsteckverbinder mit schraubverschluss nach iec 61076-2-106 und aisg-spezifikation, ip 68 swum? circular connectors with threaded joint acc. to iec 61076-2-106 and aisg specification, ip 68 connecteurs circulaires swum? avec verrouillage vis suivant cei 61076-2-106 et spcification aisg, ip 68 verpackung: im karton packaging: in a cardboard box emballage: dans un carton swum ? dicht im ungesteckten zustand s ealed w hen u n m ated tanche ltat non enfich bestellbezeichnung polzahl verpackungseinheit designation poles package unit dsignation p?les unit demballage 0304-2 06 6 50 0304-2 06-1 6 50 0304-2 08-1 8 50 0305-2 06 6 50 0305-2 06-1 6 50 0305-2 08-1 8 50 0305-2
|